| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SFH-7710 Fiches technique(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SFH-7710 Fiches technique(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH |
|
1 / 10 page ![]() SFH 7710 SMD Kippsensor mit digitalem Ausgang (SFH 7710) SMD Orientation-Sensor with digital output (SFH 7710) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant 2007-10-16 1 Wesentliche Merkmale • optische Erkennung der Verkippung durch gravitationsabhängige Position einer Stahlkugel • Niedriger Stromverbrauch • digitaler Ausgang, open drain • definierter Schaltwinkelbereich • sehr kleines SMD Gehäuse • IC gesteuerter Sensor Anwendungen • Digitalkameras •Camcorder • Mobiltelefone • Computer Zubehör Typ Type Bestellnummer Ordering Code SFH 7710 Q65110A4407 Features • optical detection of orientationby gravity dependent position of a steel ball • Low current consumption • digital output, open drain • defined range of switching angle • very small SMD package • IC controlled sensor Applications • Digital cameras • Camcorders • Mobile phones • Computer peripherals |
Numéro de pièce similaire - SFH-7710 |
|
Description similaire - SFH-7710 |