Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LS-T776 Fiches technique(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LS-T776
Description  white SMT package
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-T776 Fiches technique(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button LS-T776 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-T776 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-T776 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-T776 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LS-T776 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LS-T776 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LS-T776 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LS-T776 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LS-T776 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
2002-10-18
10
LS T776, LA T776, LO T776, LY T776
Maßzeichnung
Package Outlines
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch).
Kathodenkennung:
abgeschrägte Ecke
Cathode mark:
bevelled edge
Gewicht / Approx. weight: 35 mg
GPLY6899
0...0.1 (0.004)
Cathode marking
3.0 (0.118)
2.6 (0.102)
2.3 (0.091)
2.1 (0.083)
2.1 (0.083)
1.7 (0.067)
0.6 (0.024)
0.4 (0.016)
1.0 (0.039)
0.9 (0.035)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15