Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LA-M676 Fiches technique(PDF) 13 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LA-M676
Description  white SMT package
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-M676 Fiches technique(HTML) 13 Page - OSRAM GmbH

Back Button LA-M676 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-M676 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-M676 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LA-M676 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LA-M676 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LA-M676 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LA-M676 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LA-M676 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LA-M676 Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 15 page
background image
LS M676, LA M676, LO M676, LY M676
2002-10-18
13
Empfohlenes Lötpaddesign
IR Reflow Löten
Recommended Solder Pad
IR Reflow Soldering
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch)
Gehäuse hält TTW-Löthitze aus / Package able to withstand TTW-soldering heat
OHLPY978
Paddesign
for improved
heat dissipation
Cu-area > 16 mm
Cu-Fläche > 16 mm
Wärmeableitung
Padgeometrie
für verbesserte
Lötstopplack
Solder resist
0.8 (0.031)
2.8 (0.110)
2
2
2.8 (0.110)
0.8 (0.031)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15