| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LS-E67B Fiches technique(PDF) 12 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LS-E67B Fiches technique(HTML) 12 Page - OSRAM GmbH |
|
12 / 14 page ![]() 2003-05-26 12 LS E67B, LA E67B, LO E67B, LY E67B Empfohlenes Lötpaddesign IR Reflow Löten Recommended Solder Pad IR Reflow Soldering Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch). OHLPY440 Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung improved heat dissipation Paddesign for Lötstoplack Solder resist 0.8 (0.031) 2.3 (0.091) 3.3 (0.130) Cu Fläche / 16 mm per pad 2 Cu-area _ < 3.3 (0.130) Kathode/ Cathode Anode Fläche darf elektrisch nicht beschaltet werden. Do not use this area for electrical contact. 0.7 (0.028) Fläche darf elektrisch nicht beschaltet werden. Do not use this area for electrical contact. |