Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LB-T773 Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LB-T773
Description  white SMT package, colorless clear resin
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-T773 Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LB-T773 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LB-T773 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LB-T773 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LB-T773 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LB-T773 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-T773 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-T773 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-T773 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-T773 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
LB T773, LT T773
2006-10-16
5
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)
5) Seite 16
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)
5)
page 16
Gruppe
Group
blue
true green
Einheit
Unit
min.
max.
min.
max.
2
517
523
nm
3
465
469
523
529
nm
4
469
473
529
535
nm
5
473
477
535
541
nm
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke
1)
Seite 16
Luminous Intensity
1)
page 16
I
V (mcd)
Lichtstrom
2)
Seite 16
Luminous Flux
2)
page 16
Φ
V (mlm)
L2
M1
M2
N1
N2
P1
P2
Q1
Q2
R1
R2
S1
14.0 …
18.0
18.0 …
22.4
22.4 …
28.0
28.0 …
35.5
35.5 …
45.0
45.0 …
56.0
56.0 …
71.0
71.0 …
90.0
90.0 … 112.0
112.0 … 140.0
140.0 … 180.0
180.0 … 224.0
50 (typ.)
60 (typ.)
75 (typ.)
95 (typ.)
120 (typ.)
150 (typ.)
190 (typ.)
240 (typ.)
300 (typ.)
380 (typ.)
480 (typ.)
600 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere
Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur 4 bzw. 6 bzw. 8 Helligkeitsgruppen bestehen.
Einzelne Helligkeitsgruppen können nicht bestellt werden.
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower familiy group, an upper family group or
a grouping of all individual groups of 4 or 6 or 8 individual brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: S2-3
Example: S2-3
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
S2
3
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16