| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LB-M673 Fiches technique(PDF) 12 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LB-M673 Fiches technique(HTML) 12 Page - OSRAM GmbH |
|
12 / 21 page ![]() 2017-01-24 12 Version 2.2 - OS-PCN-2016-012-A LB M673 Recommended Solder Pad 9) page 20 Reflow soldering Empfohlenes Lötpaddesign 9) Seite 20 Reflow-Löten Note: For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere. Package not suitable for ultra sonic cleaning. Anm.: Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir, unter Standard- Stickstoffatmosphäre zu löten. Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet. OHLPY978 Paddesign for improved heat dissipation Cu-area > 16 mm Cu-Fläche > 16 mm Wärmeableitung Padgeometrie für verbesserte Lötstopplack Solder resist 0.8 (0.031) 2.8 (0.110) 2 2 2.8 (0.110) 0.8 (0.031) |