Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SFH-4511 Fiches technique(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

No de pièce SFH-4511
Description  GaAs-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-4511 Fiches technique(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  SFH-4511 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-4511 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-4511 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-4511 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-4511 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-4511 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-4511 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-4511 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
2008-08-18
4
SFH 4511
Strahlstärke I
e in Achsrichtung
gemessen bei einem Raumwinkel
Ω = 0.001 sr
Grouping of Radiant Intensity I
e in Axial Direction
at a solid angle of
Ω = 0.001 sr
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Strahlstärke
Radiant intensity
I
F = 100 mA, tp = 20 ms
I
e min.
I
e typ.
63
150
mW/sr
mW/sr
Strahlstärke
Radiant intensity
I
F = 1 A,
t
p = 100 µs
I
e typ.
1200
mW/sr



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com