Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

KW-DPLS32.EC Fiches technique(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

No de pièce KW-DPLS32.EC
Description  SMD epoxy package, colored silicone resin
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KW-DPLS32.EC Fiches technique(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  KW-DPLS32.EC Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH KW-DPLS32.EC Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH KW-DPLS32.EC Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH KW-DPLS32.EC Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH KW-DPLS32.EC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH KW-DPLS32.EC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH KW-DPLS32.EC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KW-DPLS32.EC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KW-DPLS32.EC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 29 page
background image
Version 1.3
KW DPLS32.EC
2016-01-19
3
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 6). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. KW DPLS32.EC-6H6J-4F8G-1
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 5J, 6H, 6J, 7H, 8H enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. KW DPLS32.EC-6H6J-4F8G-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Farbortgruppen enthalten ist. KW DPLS32.EC-6H6J-4F8G-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen
geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
KW
DPLS32.EC-6H6J-4F8G-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 24,64,A4
enthalten (siehe Seite 6).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29