Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

KW-DPLS31.SB Fiches technique(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

No de pièce KW-DPLS31.SB
Description  SMD epoxy package, colored silicone resin
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KW-DPLS31.SB Fiches technique(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

Back Button KW-DPLS31.SB Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH KW-DPLS31.SB Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH KW-DPLS31.SB Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH KW-DPLS31.SB Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH KW-DPLS31.SB Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH KW-DPLS31.SB Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KW-DPLS31.SB Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KW-DPLS31.SB Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH KW-DPLS31.SB Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 24 page
background image
2016-01-19
6
Version 1.1
KW DPLS31.SB
Color Chromaticity Groups 2) page 23
Farbortgruppen 2) Seite 23
Chromaticity Coordinate Groups 2) page 23
Farbortgruppen 2) Seite 23
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
E5
0.2358
0.1945
H7
0.2656
0.2159
L6
0.2773
0.2538
0.2400
0.2023
0.2705
0.2244
0.2828
0.2638
0.2440
0.1932
0.2739
0.2144
0.2862
0.2520
0.2482
0.2010
0.2789
0.2229
0.2918
0.2619
E6
0.2440
0.1932
I5
0.2533
0.2275
L7
0.2862
0.2520
0.2482
0.2010
0.2581
0.2365
0.2918
0.2619
0.2520
0.1920
0.2620
0.2259
0.2949
0.2502
0.2564
0.1997
0.2669
0.2349
0.3007
0.2600
E7
0.2520
0.1920
I6
0.2620
0.2259
M5
0.2737
0.2658
0.2564
0.1997
0.2669
0.2349
0.2793
0.2764
0.2599
0.1908
0.2705
0.2244
0.2828
0.2638
0.2644
0.1984
0.2755
0.2332
0.2886
0.2743
E5
F5
G5
H5
I5
J5
K5
L5
M5
N5
E6
F6
G6
H6
I6
J6
K6
L6
M6
N6
P5
P6
E7
F7
G7
H7
I7
J7
K7
L7
M7
N7
P7
0.17
0.19
0.21
0.23
0.25
0.27
0.29
0.31
0.23
0.25
0.27
0.29
0.31
0.33
Cy
Cx
400
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
505
510
515
520
525
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
650
700
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
Cy
Cx



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24