| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
KRTB-HDLP71.32 Fiches technique(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
KRTB-HDLP71.32 Fiches technique(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH |
|
8 / 28 page ![]() 2017-07-04 8 KRTB HDLP71.32 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 3) Seite 28 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 3) page 28 Gruppe Group red Einheit Unit min. max. FT 617 629 nm Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 3) Seite 28 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 3) page 28 Gruppe Group true green Einheit Unit Gruppe Group blue Einheit Unit min. max. min. max. CH 518 523 nm LR 464 469 nm EK 520 525 nm PU 467 472 nm HN 523 528 nm RW 469 474 nm KQ 525 530 nm NT 528 533 nm QV 530 535 nm |