| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GW-P9LMS1.EM Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GW-P9LMS1.EM Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 23 page ![]() 2013-07-15 2 DRAFT – For Reference only. Subject to change. Draft Version 0.0 GW P9LRS1.EM Ordering Information Bestellinformation Type: Color Temperature Luminous Flux 1) page 22 Ordering Code Typ: Farbtemperatur Lichtstrom 1) Seite 22 Bestellnummer IF = 200 mA [K] ΦV [lm] GW P9LRS1.EM-PQPS-40S3 4000 484 ... 610 Q65111A4929 GW P9LRS1.EM-PQPS-40S5 4000 484 ... 610 Q65111A4928 GW P9LRS1.EM-PPPS-30S3 3000 450 ... 610 Q65111A4932 GW P9LRS1.EM-PPPS-30S5 3000 450 ... 610 Q65111A4931 GW P9LRS1.EM-PPPR-27S3 2700 450 ... 563 Q65111A4936 GW P9LRS1.EM-PPPR-27S5 2700 450 ... 563 Q65111A4935 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page ). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW P9LRS1.EM-PPPS-30S3 means that only one group PP, PQ, PR, PS will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite ). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW P9LRS1.EM-PPPS-30S3 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen PP, PQ, PR, PS enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. |