| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LS-P476 Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LS-P476 Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 21 page ![]() Version 1.0 LS P476 2015-01-19 5 Brightness Groups Helligkeitsgruppen Dominant Wavelength Groups 3) page 20 Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 20 Group Luminous Intensity 1) page 20 Luminous Intensity 1) page 20 Luminous Flux 7) page 20 Gruppe Lichtstärke 1) Seite 20 Lichtstärke 1) Seite 20 Lichtstrom 7) Seite 20 (min.) I v [mcd] (max.) I v [mcd] (typ.) Φ V [mlm] Q1 71 90 240 Q2 90 112 300 R1 112 140 380 R2 140 180 480 Note: The standard shipping format for serial types includes a grouping of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Group super red Gruppe (min.) λ dom [nm] (max.) λ dom [nm] 1 627 639 Note: No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection. Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten. |