Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LR-H9PP Fiches technique(PDF) 13 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LR-H9PP
Description  SMD epoxy package
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LR-H9PP Fiches technique(HTML) 13 Page - OSRAM GmbH

Back Button LR-H9PP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LR-H9PP Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LR-H9PP Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LR-H9PP Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LR-H9PP Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LR-H9PP Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LR-H9PP Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LR-H9PP Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LR-H9PP Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 22 page
background image
Version 1.7
LR H9PP
2016-11-09
13
Note:
For superior solder joint connectivity results we
recommend soldering under standard nitrogen
atmosphere.
Package not suitable for ultra sonic cleaning.
In case the PCB layout of the application is
intended to be used with other OSLON derivates
or in future developed OSLON derivates, the heat
sink must not be electrically connected to anode-
or cathode solder pad because of possible chip
inverted polarity.
Anm.:
Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu
erreichen, empfehlen wir, unter Standard-
Stickstoffatmosphäre zu löten.
Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht
geeignet.
Sollte das Leiterplattenlayout auch für weitere
OSLON Derivate oder zukünftige OSLON
Derivate einsetzbar sein, muss die Wärmesenke
auf der Leiterplatte elektrisch gegen den Anoden-
und Kathodenanschluss isoliert sein, um
Varianten mit möglicherweise invertiertem Chip
einsetzen zu können.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22