Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LD-271 Fiches technique(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LD-271
Description  GaAs Infrared Emitter
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LD-271 Fiches technique(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button LD-271 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LD-271 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LD-271 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LD-271 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LD-271 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LD-271 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LD-271 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LD-271 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LD-271 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 13 page
background image
Version 1.0
LD 271, LD 271 H, LD 271 L, LD 271 LH
2007-04-04
9
Package Outline
Maßzeichnung
LD 271 L / LD 271 LH
Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).
Package
refractive index resin: 1.53, grey,
Gehäuse
Brechungsindex Verguss: 1.53, grau,
7.8 (0.307)
7.5 (0.295)
9.0 (0.354)
8.2 (0.323)
29 (1.142)
27 (1.063)
1.8 (0.071)
1.2 (0.047)
4.8 (0.189)
4.2 (0.165)
5.9 (0.232)
5.5 (0.217)
0.6 (0.024)
0.4 (0.016)
Area not flat
Chip position
Cathode
GEOY6645



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com