Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

CEP99P Fiches technique(PDF) 2 Page - Sumida Corporation

No de pièce CEP99P
Description  DA1522-306
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SUMIDA [Sumida Corporation]
Site Internet  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

CEP99P Fiches technique(HTML) 2 Page - Sumida Corporation

  CEP99P Datasheet HTML 1Page - Sumida Corporation CEP99P Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SPICE MODEL
使用時の確認事項
Notes at the time of use
1. SPICE MODEL(本モデル)は参考データとしてご使用願います。
Please use SPICE MODEL (this model) as reference data.
2. 本モデルの使用の際、生じました不具合、損失につきまして、弊社は一切責任を負いません。
In the case of use of this model, our company does not do any responsibility now [ negative ] about the fault
and the loss which arose.
3. 本モデルの記載内容は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。
Since it may change without a preliminary announcement, please understand the written contents of this model.
本データを使用された場合、上記に同意されたものとみなします。
When this data is used, it is regarded as that on which it has agreed above.
SPICE Model Download



Html Pages

1 2