| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
RBO40-40T Fiches technique(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RBO40-40T Fiches technique(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 10 page ![]() RBO40-40G / RBO40-40T 5/10 - Input (1) : Pin 1 - Output (3) : Pin 3 - Gnd (2) : Connected to base Tab Marking : Logo, date code, RBO40-40G PINOUT configuration in D 2PAK : D1 T1 T2 TAB D1 T1 T2 (TAB) - Input (1) : Pin 1 - Output (3) : Pin 3 - GND (2) : Connected to base Tab Marking : Logo, date code, RBO40-40T PINOUT configuration in TO220AB : |