| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LD-261 Fiches technique(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LD-261 Fiches technique(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH |
|
1 / 11 page ![]() 2007-03-30 1 2007-03-30 GaAs Infrared Emitter GaAs-IR-Lumineszenzdiode Version 1.0 LD 261 Features: Besondere Merkmale: • GaAs infrared emitting diode • GaAs-IR-Lumineszenzdiode • High reliability • Hohe Zuverlässigkeit • Same package as BPX 81 • Gehäusegleich mit BPX 81 • Miniature package • Miniatur-Gehäuse Applications Anwendungen • Miniature photointerrupters • Miniaturlichtschranken • Barcode reader • Barcode-Leser • Industrial electronics • Industrieelektronik • For control and drive circuits • „Messen/Steuern/Regeln” •Sensor technology • Sensorik • Speed controller • Drehzahlsteuerung Notes Hinweise Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471. Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden. |
Numéro de pièce similaire - LD-261 |
|
Description similaire - LD-261 |