Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LB-CPDP Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LB-CPDP
Description  SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-CPDP Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LB-CPDP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LB-CPDP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LB-CPDP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LB-CPDP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LB-CPDP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-CPDP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-CPDP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-CPDP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-CPDP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2015-12-21
2
Version 1.3
LB CPDP
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 21
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 21
Bestellnummer
I
F = 350 mA
ΦV [lm]
LB CPDP-GZHX-35
24 ... 33
Q65111A2136
LB CPDP-GYHY-35
21 ... 39
Q65111A0403
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LB CPDP-GYHY-35 means that
only one group GY, GZ, HX, HY will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LB CPDP-GYHY-35 means that only one wavelength group 3,4,5 will be shippable. LB CPDP-GYHY-35
means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LB CPDP-GYHY-35 bedeutet, dass
in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen GY, GZ, HX, HY enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LB CPDP-GYHY-35 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 3,4,5 enthalten ist (siehe Seite 5). LB CPDP-GYHY-35 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten
Grenzen geliefert wird.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22