Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LB-CL7P Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LB-CL7P
Description  SMD ceramic package with silicone resin with lens
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-CL7P Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LB-CL7P Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LB-CL7P Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LB-CL7P Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LB-CL7P Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LB-CL7P Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-CL7P Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-CL7P Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-CL7P Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-CL7P Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
2012-08-02
2
DRAFT – For Reference only. Subject to change
without notice.
Draft Version 0.1
LB CL7P
Ordering Information
Bestellinformation
Type
Luminous Flux 1) page 20
Ordering Code
Typ
Lichtstrom 1) Seite 20
Bestellnummer
IF = 350 mA
V [mlm]
LB CL7P-HZJZ-3B6B
39000 ... 71000
Q65111A2433
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page for explanation). Only one group will be
shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LB CL7P-HZJZ-3B6B means that only one group HZ,
JX, JY, JZ will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing
unit. LB CL7P-HZJZ-3B6B means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page In order to ensure availability, single color
chromaticity groups groups will not be orderable (see page for explanation).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite für
nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LB CL7P-HZJZ-3B6B bedeutet, dass in einer
Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen HZ, JX, JY, JZ enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne
Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert.
Z.B. LB CL7P-HZJZ-3B6B bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite für nähere
Informationen). LB CL7P-HZJZ-3B6B bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit
zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21