Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LA-CPDP Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LA-CPDP
Description  SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-CPDP Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LA-CPDP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LA-CPDP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LA-CPDP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LA-CPDP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LA-CPDP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-CPDP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-CPDP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-CPDP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-CPDP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 23 page
background image
Version 1.1
LA CPDP
2013-02-15
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Dominant Wavelength Groups 3) page 22
Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 22
Group
Luminous Flux
1) page 22
Luminous Flux
1) page 22
Luminous Intensity
6) page 22
Gruppe
Lichtstrom 1)Seite 22
Lichtstrom 1) Seite 22
Lichtstärke 6) Seite 22
(min.) ΦV [lm]
(max.) ΦV [lm]
(typ.) IV [cd]
JR
52
56.3
12
JS
56.3
61
13
JT
61
65.8
14
JU
65.8
71
16
KP
71
76.3
17
KQ
76.3
82
18
KR
82
89.2
20
KS
89.2
97
21
KT
97
104.2
23
Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or
a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups
cannot be ordered.
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere
Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne
Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
amber
Gruppe
(min.) λdom
[nm]
(max.) λdom
[nm]
W
609
612
2
612
616
3
616
620
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23