Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

GT-DASPA2.13 Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce GT-DASPA2.13
Description  SMT package
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GT-DASPA2.13 Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  GT-DASPA2.13 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GT-DASPA2.13 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GT-DASPA2.13 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GT-DASPA2.13 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GT-DASPA2.13 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GT-DASPA2.13 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GT-DASPA2.13 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GT-DASPA2.13 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GT-DASPA2.13 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
2017-08-10
2
Version 1.0
GT DASPA2.13
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom
Bestellnummer
I
F = 100 mA
ΦV [lm]
GT DASPA2.13-GUHQ-35-MP
25.9 ... 33
Q65112A3430
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GT DASPA2.13-GUHQ-35-MP
means that only one group GU, HP, HQ will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. GT DASPA2.13-GUHQ-35-MP means that only one wavelength group 3,4,5 will be shippable. GT
DASPA2.13-GUHQ-35-MP means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. GT DASPA2.13-GUHQ-35-MP means that only one forward voltage group M,N,P will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GT DASPA2.13-GUHQ-35-MP
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen GU, HP, HQ enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. GT DASPA2.13-GUHQ-35-MP bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 3,4,5 enthalten ist (siehe Seite 5). GT DASPA2.13-GUHQ-35-MP bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
GT
DASPA2.13-GUHQ-35-MP
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen M,N,P
enthalten (siehe Seite 5).
1) page 20
1) Seite 20



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21