| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GF-CS8PM2.24 Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GF-CS8PM2.24 Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 22 page ![]() Version 2.2 GF CS8PM2.24 Ordering Information Bestellinformation Type: Radiant Power Ordering Code Typ: Strahlungsleistung Bestellnummer I F = 350 mA ΦE [mW] GF CS8PM2.24-4S2T-1 250 ... 355 Q65111A9405 CS8PM2.24-4S2T-1 means that only one group 1T, 2T, 4S will be shippable for any packing unit. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 1T, 2T, 4S enhalten ist. Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GF Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GF CS8PM2.24-4S2T-1 bedeutet, dass in einer Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). (siehe Seite 5). 1) page 21 1) Seite 21 2017-10-27 2 |