| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GW-KAHLB2.DM Fiches technique(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GW-KAHLB2.DM Fiches technique(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH |
|
6 / 18 page ![]() Version 1. 3 GW KAHLB2.DM Color Chromaticity Groups 4) page 19 Farbortgruppen 4) Seite 19 Chromaticity Coordinate Groups 4) page 19 Farbortgruppen 4) Seite 19 2016-01-07 6 32B3 0.4165 0.3891 0.0041 0.0091 52.3 Cx and Cy are the center coordinates of the ellipse, a the length of the major axis, b the length of the minor axis and Θ the angle of the major axis as defined in IEC 60081. Cx und Cy sind die Mittelpunktkoordinaten der Ellipse, a die Länge der Hauptachse, b die Länge der Nebenachse und Θ der Winkel der Hauptachse wie in IEC 60081 definiert. Group Cx Cy a b Θ |