Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LRT6MF Fiches technique(PDF) 14 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LRT6MF
Description  black PLCC-2 package, colorless resin
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRT6MF Fiches technique(HTML) 14 Page - OSRAM GmbH

Back Button LRT6MF Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LRT6MF Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LRT6MF Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LRT6MF Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LRT6MF Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LRT6MF Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LRT6MF Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LRT6MF Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LRT6MF Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 22 page
background image
2013-09-23
14
Version 1.0
LR T6MF
Recommended Solder Pad 8) page 21
Reflow soldering
Empfohlenes Lötpaddesign 8) Seite 21
Reflow-Löten
Recommended Solder Pad 8) page 21
Reflow soldering
Empfohlenes Lötpaddesign 8) Seite 21
Reflow-Löten
OHLPY970
2.6 (0.102)
Cu-area > 16 mm
Cu-Fläche > 16 mm
2
2
Solder resist
Lötstopplack
2.6 (0.102)
Padgeometrie für
improved heat dissipation
verbesserte Wärmeableitung
Paddesign for
OHLPY440
Padgeometrie für
verbesserte Wärmeableitung
improved heat dissipation
Paddesign for
Lötstoplack
Solder resist
0.8 (0.031)
2.3 (0.091)
3.3 (0.130)
Cu Fläche /
16 mm per pad
2
Cu-area
_
<
3.3 (0.130)
Kathode/
Cathode
Anode
0.7 (0.028)
Fläche darf bei Verwendung von TOPLED
®
For TOPLED
® assembly do not use
elektrisch nicht beschaltet werden.
this area for electrical contact
Fläche darf bei Verwendung von TOPLED
®
For TOPLED
® assembly do not use
elektrisch nicht beschaltet werden.
this area for electrical contact



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22