| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LEUWS2W Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LEUWS2W Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 26 page ![]() 2015-11-27 2 Version 2.2 (not for new design) LE UW S2W Ordering Information Bestellinformation Type: Luminous Flux 1) page 25 Ordering Code Typ: Lichtstrom 1) Seite 25 Bestellnummer I F = 700 mA ΦV [lm] LE UW S2W-PXQX-4P7R 450 ... 820 Q65111A0205 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LE UW S2W-PXQX-4P7R means that only one group PX, PY, PZ, QX will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LE UW S2W-PXQX-4P7R means that the device will be shipped within the specified limits. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LE UW S2W-PXQX-4P7R bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen PX, PY, PZ, QX enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LE UW S2W-PXQX-4P7R bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. LE UW S2W-PXQX-4P7R bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. |