Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LCWMTSG Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LCWMTSG
Description  white SMT package, colored diffused silicone resin
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWMTSG Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LCWMTSG Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCWMTSG Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCWMTSG Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWMTSG Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWMTSG Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWMTSG Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWMTSG Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWMTSG Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWMTSG Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
2015-05-05
2
Version 1.1
LCW MTSG
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color Temperature Luminous Intensity
1) page 22
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur
Lichtstärke 1) Seite 22
Bestellnummer
I
F = 10 mA
[K]
IV [mcd]
LCW MTSG-U2V2-4L8N
4000
560 ... 1120
Q65111A2101
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LCW MTSG-U2V2-4L8N means
that only one group U2, V1, V2 will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. LCW MTSG-U2V2-4L8N means that the device will be shipped within the specified limits.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LCW MTSG-U2V2-4L8N bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen U2, V1, V2 enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. LCW MTSG-U2V2-4L8N bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen
enthalten ist. LCW MTSG-U2V2-4L8N bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23