Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LCWG6CP Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LCWG6CP
Description  white SMT package, colorless clear silicone resin
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWG6CP Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LCWG6CP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCWG6CP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCWG6CP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWG6CP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWG6CP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWG6CP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWG6CP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWG6CP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWG6CP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 28 page
background image
2015-04-30
2
Version 1.2
LCW G6CP
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color Temperature
Luminous Intensity
1) page 27
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur
Lichtstärke 1) Seite 27
Bestellnummer
I
F = 140 mA
[K]
I
V [cd]
LCW G6CP-DAFA-4J8K
4500
4.5 ... 14
Q65111A0081
LCW G6CP-DAFA-4L8N
4000
4.5 ... 14
Q65111A0082
LCW G6CP-DAFA-4O9Q 3500
4.5 ... 14
Q65111A0083
LCW G6CP-DAFA-4R9T
3000
4.5 ... 14
Q65111A0079
LCW G6CP-DAFA-4U9X
2700
4.5 ... 14
Q65111A0080
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LCW G6CP-DAFA-4L8N means
that only one group DA, DB, EA, EB, FA will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. LCW G6CP-DAFA-4L8N means that the device will be shipped within the specified limits.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LCW G6CP-DAFA-4L8N bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen DA, DB, EA, EB, FA enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. LCW G6CP-DAFA-4L8N bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen
enthalten ist. LCW G6CP-DAFA-4L8N bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28