Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LCWCRDP.EC Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LCWCRDP.EC
Description  SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWCRDP.EC Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LCWCRDP.EC Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCWCRDP.EC Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCWCRDP.EC Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWCRDP.EC Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWCRDP.EC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWCRDP.EC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWCRDP.EC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWCRDP.EC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWCRDP.EC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 28 page
background image
Version 1.3
LCW CRDP.EC
2013-06-15
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 3) page 27
Durchlassspannungsgruppen 3)Seite 27
Group
Luminous Flux
1) page 27
Luminous Flux
1) page 27
Luminous Intensity
6) page 27
Gruppe
Lichtstrom 1)Seite 27
Lichtstrom 1) Seite 27
Lichtstärke 6) Seite 27
(min.) V [lm]
(max.) V [lm]
(typ.) IV [cd]
KS
89.2
97
21
KT
97
104.2
23
KU
104.2
112
25
LP
112
121
27
LQ
121
130
29
LR
130
140
31
Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or
a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups
cannot be ordered.
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere
Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne
Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
Gruppe
(min.) VF [V]
(max.) VF [V]
L1
2.80
2.90
L2
2.90
3.00
M1
3.00
3.10
MX
3.10
3.25



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28