Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LCWCRDP.CC Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LCWCRDP.CC
Description  SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWCRDP.CC Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LCWCRDP.CC Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCWCRDP.CC Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCWCRDP.CC Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWCRDP.CC Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWCRDP.CC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWCRDP.CC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWCRDP.CC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWCRDP.CC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWCRDP.CC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 27 page
background image
Version 1.2
LCW CRDP.CC
2013-06-15
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 3) page 26
Durchlassspannungsgruppen 3)Seite 26
Group
Luminous Flux
1) page 26
Luminous Flux
1) page 26
Luminous Intensity
6) page 26
Gruppe
Lichtstrom 1)Seite 26
Lichtstrom 1) Seite 26
Lichtstärke 6) Seite 26
(min.) V [lm]
(max.) V [lm]
(typ.) IV [cd]
KQ
76.3
82
18
KR
82
89.2
19
KS
89.2
97
21
KT
97
104.2
23
KU
104.2
112
24
Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or
a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups
cannot be ordered.
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere
Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne
Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
Gruppe
(min.) VF [V] (max.) VF [V]
L1
2.80
2.90
L2
2.90
3.00
M1
3.00
3.10
MX
3.10
3.25



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27