Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LCWCQAR.EC Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LCWCQAR.EC
Description  SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWCQAR.EC Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LCWCQAR.EC Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCWCQAR.EC Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCWCQAR.EC Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWCQAR.EC Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWCQAR.EC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWCQAR.EC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWCQAR.EC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWCQAR.EC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWCQAR.EC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 28 page
background image
Version 1.5
LCW CQAR.EC
2013-06-15
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 3) page 27
Durchlassspannungsgruppen 3)Seite 27
Group
Luminous Flux
1) page 27
Luminous Flux
1) page 27
Luminous Intensity
6) page 27
Gruppe
Lichtstrom 1)Seite 27
Lichtstrom 1) Seite 27
Lichtstärke 6) Seite 27
(min.) ΦV [lm]
(max.) ΦV [lm]
(typ.) IV [cd]
LU
164
180
57
MP
180
194
62
MQ
194
210
67
MR
210
224
72
MS
224
240
77
MT
240
259
82
MU
259
280
89
NP
280
304
96
Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or
a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups
cannot be ordered.
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere
Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne
Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
Gruppe
(min.) VF [V]
(max.) VF [V]
L1
2.80
2.90
L2
2.90
3.00
M1
3.00
3.10
MX
3.10
3.25



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28