Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LCWCQAR.CC Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LCWCQAR.CC
Description  SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWCQAR.CC Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LCWCQAR.CC Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCWCQAR.CC Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCWCQAR.CC Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWCQAR.CC Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWCQAR.CC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWCQAR.CC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWCQAR.CC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWCQAR.CC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWCQAR.CC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 27 page
background image
Version 1.2
LCW CQAR.CC
2013-06-15
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 3) page 26
Durchlassspannungsgruppen 3)Seite 26
Group
Luminous Flux
1) page 26
Luminous Flux
1) page 26
Luminous Intensity
6) page 26
Gruppe
Lichtstrom 1)Seite 26
Lichtstrom 1) Seite 26
Lichtstärke 6) Seite 26
(min.) V [lm]
(max.) V [lm]
(typ.) IV [cd]
LS
140
150
48
LT
150
164
52
LU
164
180
57
MP
180
194
62
MQ
194
210
67
MR
210
224
72
MS
224
240
77
MT
240
259
83
Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or
a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups
cannot be ordered.
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere
Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne
Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
Gruppe
(min.) VF [V]
(max.) VF [V]
L1
2.80
2.90
L2
2.90
3.00
M1
3.00
3.10
MX
3.10
3.25



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27