Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LCBT67S Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LCBT67S
Description  white PLCC-2 package, colored diffused resin
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCBT67S Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LCBT67S Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCBT67S Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCBT67S Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCBT67S Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCBT67S Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCBT67S Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCBT67S Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCBT67S Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCBT67S Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 24 page
background image
2017-01-24
2
Version 2.2 - OS-PCN-2016-012-A
LCB T67S CoD blue IB
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity 1) page 23
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 23
Bestellnummer
I
F = 10 mA
IV [mcd]
LCB T67S-P2R2-2J8L-1
56 ... 180
Q65112A2688
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LCB T67S-P2R2-2J8L-1 means
that only one group P2, Q1, Q2, R1, R2 will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. LCB T67S-P2R2-2J8L-1 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LCB T67S-P2R2-2J8L-1 means that only one forward voltage group 46,A4,Z4 will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LCB T67S-P2R2-2J8L-1 bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen P2, Q1, Q2, R1, R2 enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. LCB T67S-P2R2-2J8L-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen
enthalten ist. LCB T67S-P2R2-2J8L-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
LCB
T67S-P2R2-2J8L-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 46,A4,Z4
enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24