Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LBLTLVE63C Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LBLTLVE63C
Description  white P-LCC-4 package, colorless clear resin
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBLTLVE63C Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LBLTLVE63C Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LBLTLVE63C Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LBLTLVE63C Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LBLTLVE63C Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LBLTLVE63C Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LBLTLVE63C Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LBLTLVE63C Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBLTLVE63C Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBLTLVE63C Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 18 page
background image
LB E63C, LV E63C, LT E63C
2006-04-13
5
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)
5) Seite 18
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)
5)
page 18
Gruppe
Group
blue
verde
true green
Einheit
Unit
min.
max.
min.
max.
min.
max.
3
463
467
497
501
516
522
nm
4
467
471
501
505
522
528
nm
5
471
475
505
509
528
534
nm
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Partieller
Lichtfluss
1)
Seite 18
Partial Flux
1)
page 18
E
V [lux]
Lichtstärke
2)
Seite 18
Luminous
Intensity
2)
page 18
I
V [mcd]
Lichtstrom
2)
Seite 18
Luminous Flux
2)
page 18
Φ
V [mlm]
T2
U1
U2
V1
V2
AA
AB
BA
BB
CA
CB
DA
DB
355 …
450
450 …
560
560 …
710
710 …
900
900 … 1120
1120 … 1400
1400 … 1800
1800 … 2240
2240 … 2800
2800 … 3550
3550 … 4500
4500 … 5600
5600 … 7100
250 (typ.)
310 (typ.)
390 (typ.)
490 (typ.)
620 (typ.)
770 (typ.)
980 (typ.)
1240 (typ.)
1540 (typ.)
1940 (typ.)
2460 (typ.)
3090 (typ.)
3880 (typ.)
235
(typ.)
300
(typ.)
370
(typ.)
470
(typ.)
590
(typ.)
730
(typ.)
930
(typ.)
1120
(typ.)
1415
(typ.)
1840
(typ.)
2350
(typ.)
2940
(typ.)
3700
(typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere
Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur 4 bis 6 Helligkeitsgruppen bestehen.
Einzelne Helligkeitsgruppen können nicht bestellt werden.
Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower familiy group, an upper family
group or a grouping of all individual groups of 4 to 6 individual brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: AB-3
Example: AB-3
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
AB
3
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection .



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18