Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LWTTSD Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LWTTSD
Description  white PLCC-2 package, colored diffused silicone resin
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWTTSD Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LWTTSD Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LWTTSD Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LWTTSD Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LWTTSD Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LWTTSD Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LWTTSD Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWTTSD Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWTTSD Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWTTSD Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 24 page
background image
Version 2.2
LW TTSD
2015-04-30
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 4) page 23
Durchlassspannungsgruppen 4) Seite 23
Group
Luminous Intensity 1) page 23
Luminous Intensity 1) page 23
Luminous Flux 7) page 23
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 23
Lichtstärke 1) Seite 23
Lichtstrom 7) Seite 23
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
T2
355
450
1210
U1
450
560
1520
U2
560
710
1910
V1
710
900
2420
V2
900
1120
3030
Group
Gruppe
(min.) V
F [V]
(max.) V
F [V]
3
2.60
2.90
4
2.90
3.20
5
3.20
3.50
6
3.50
3.80
Note:
Anm:



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24