Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LWG6CP Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LWG6CP
Description  white smt package, colored diffused silicone resin
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWG6CP Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LWG6CP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LWG6CP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LWG6CP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LWG6CP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LWG6CP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LWG6CP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWG6CP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWG6CP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWG6CP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
2015-04-30
2
Version 1.4
LW G6CP
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity 1) page 22
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 22
Bestellnummer
I
F = 140 mA
I
V [cd]
LW G6CP-EAFA-JKQL-1
7.1 ... 14
Q65110A8947
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LW G6CP-EAFA-JKQL-1 means
that only one group EA, EB, FA will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. LW G6CP-EAFA-JKQL-1 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LW G6CP-EAFA-JKQL-1 means that only one forward voltage group 4,5,6,7 will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LW G6CP-EAFA-JKQL-1 bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen EA, EB, FA enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. LW G6CP-EAFA-JKQL-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen
enthalten ist. LW G6CP-EAFA-JKQL-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
LW
G6CP-EAFA-JKQL-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 4,5,6,7
enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23