| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LUWH9GP.CE Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LUWH9GP.CE Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 23 page ![]() 2017-04-03 2 Version 1.4 LUW H9GP.CE Ordering Information Bestellinformation Type: Luminous Flux 1) page 22 Ordering Code Typ: Lichtstrom 1) Seite 22 Bestellnummer I F = 350 mA ΦV [lm] LUW H9GP.CE-KYLY-EMKM-1 82 ... 150 Q65111A1881 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LUW H9GP.CE-KYLY-EMKM-1 means that only one group KY, KZ, LX, LY will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LUW H9GP.CE-KYLY-EMKM-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. LUW H9GP.CE-KYLY-EMKM-1 means that only one forward voltage group 8E,8F,8G,8H will be shippable. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LUW H9GP.CE-KYLY-EMKM-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen KY, KZ, LX, LY enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LUW H9GP.CE-KYLY-EMKM-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. LUW H9GP.CE-KYLY-EMKM-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LUW H9GP.CE-KYLY-EMKM-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 8E,8F,8G,8H enthalten (siehe Seite 5). |