Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LPM676 Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LPM676
Description  white SMT package, colorless clear resin
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LPM676 Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LPM676 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LPM676 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LPM676 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LPM676 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LPM676 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LPM676 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LPM676 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LPM676 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LPM676 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
2014-10-30
2
Version 1.3
LP M676
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity
1) page 19
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 19
Bestellnummer
I
F = 20 mA
I
V [mcd]
LP M676-L1M2-25
11.2 ... 28
Q65110A7809
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LP M676-L1M2-25 means that only one group L1, L2, M1, M2 will be
shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit.
E. g. LP M676-L1M2-25 means that only one wavelength group 2,3,4,5 will be shippable. LP M676-L1M2-25 means that the device will be shipped
within the specified limits as stated on page 5. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LP M676-L1M2-25 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine
der Helligkeitsgruppen L1, L2, M1, M2 enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt
werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LP M676-L1M2-25 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen 2,3,4,5
enthalten ist (siehe Seite 5). LP M676-L1M2-25 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit
zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20