| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LRTBC9TP Fiches technique(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LRTBC9TP Fiches technique(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH |
|
8 / 25 page ![]() 2014-01-28 8 LRTB C9TP Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 3) Seite 25 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 3) page 25 Gruppe Group true green Einheit Unit Gruppe Group blue Einheit Unit min. max. min. max. 2 518 526 nm 4 459.0 463.5 nm 3 524 532 nm 5 461.5 466.0 nm 4 530 538 nm 6 464.0 468.5 nm 5 536 544 nm 7 466.5 471.0 nm 8 469.0 473.5 9 471.5 476.0 Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: CW-1+DW-2+A79-3 Example: CW-1+DW-2+A9-3 Helligkeits- gruppe Brightness Group (red) Wellenlänge (keine Gruppierung) Wavelength (no grouping) (red) Helligkeits- gruppe Brightness Group (true green) Wellenlänge Wavelength (true green) Helligkeits- gruppe Brightness Group (blue) Wellenlänge Wavelength (blue) CW 1 D5 2 A9 4 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe pro Farbe enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group per color. |