| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GWPSLR31.CM Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GWPSLR31.CM Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 24 page ![]() 2017-07-07 2 Version 2.2 GW PSLR31.CM Ordering Information Bestellinformation Type: Color Temperature Luminous Flux Ordering Code Typ: Farbtemperatur Lichtstrom Bestellnummer I F = 150 mA [K] ΦV [lm] GW PSLR31.CM-JUKQ-A11311-1 2000 65.8 ... 82 Q65111A9818 GW PSLR31.CM-JUKQ-XX511-1 2000 65.8 ... 82 Q65111A9900 GW PSLR31.CM-KPKR-A10310-1 2200 71 ... 89.2 Q65111A9819 GW PSLR31.CM-KPKR-XX510-1 2200 71 ... 89.2 Q65111A9901 GW PSLR31.CM-KRKT-A838-1 2700 82 ... 104.2 Q65111A8170 GW PSLR31.CM-KRKT-XX58-1 2700 82 ... 104.2 Q65111A9111 GW PSLR31.CM-KTLP-A737-1 3000 97 ... 121 Q65112A4232 GW PSLR31.CM-KTLP-XX57-1 3000 97 ... 121 Q65112A4230 GW PSLR31.CM-KULQ-A636-1 3500 104.2 ... 130 Q65112A4231 GW PSLR31.CM-KULQ-XX56-1 3500 104.2 ... 130 Q65112A4242 GW PSLR31.CM-LPLR-A535-1 4000 112 ... 140 Q65112A3319 GW PSLR31.CM-LPLR-XX55-1 4000 112 ... 140 Q65112A3318 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW PSLR31.CM-JUKQ-XX511-1 means that only one group JU, KP, KQ will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. GW PSLR31.CM-JUKQ-XX511-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. GW PSLR31.CM-JUKQ-XX511-1 means that only one forward voltage group B,C,D,E,F will be shippable. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW PSLR31.CM-JUKQ-XX511-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen JU, KP, KQ enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. GW PSLR31.CM-JUKQ-XX511-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. GW PSLR31.CM-JUKQ-XX511-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. GW PSLR31.CM-JUKQ-XX511-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen B,C,D,E,F enthalten (siehe Seite 5). 1) page 23 1) Seite 23 |