| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GWDASPA2.EC Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GWDASPA2.EC Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 25 page ![]() 2017-12-12 2 Version 1.0 GW DASPA2.EC Ordering Information Bestellinformation Type: Color Temperature Luminous Flux Ordering Code Typ: Farbtemperatur Lichtstrom Bestellnummer I F = 100 mA [K] ΦV [lm] Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW DASPA2.EC-HRHT-5R8T-1 means that only one group HR, HS, HT will be shippable for any packing unit. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW DASPA2.EC-HRHT-5R8T-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen HR, HS, HT enhalten ist. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine geliefert wird. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit enthalten (siehe Seite 5). any one packing unit. GW DASPA2.EC-HRHT-5R8T-1 means that the device will be shipped within the specified limits. on any packing unit. E. g. GW DASPA2.EC-HRHT-5R8T-1 means that only one forward voltage group K,L,M,N will be shippable. Farbortgruppe geliefert. Z.B. GW DASPA2.EC-HRHT-5R8T-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. GW DASPA2.EC-HRHT-5R8T-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. GW DASPA 2.EC-HRHT-5R8T-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen K,L,M,N GW DASPA2.EC-HRHT-5U8X-1 2700 33 ... 35.9 Q65112A5408 GW DASPA2.EC-HSHU-5R8T-1 3000 35.9 ... 45 Q65112A5409 GW DASPA2.EC-HSHU-5O8Q-1 3500 35.9 ... 45 Q65112A5410 GW DASPA2.EC-HTJP-5L7N-1 4000 39 ... 48.4 Q65112A5411 GW DASPA2.EC-HTJP-5J7K-1 4500 39 ... 48.4 Q65112A5412 GW DASPA2.EC-HTJP-5H7I-1 5000 39 ... 48.4 Q65112A5413 GW DASPA2.EC-HTJP-5F7G-1 5700 39 ... 48.4 Q65112A5414 GW DASPA2.EC-HTJP-5C7E-1 6500 39 ... 48.4 Q65112A5415 1) page 24 1) Seite 24 |