| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LAW5AM Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LAW5AM Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 16 page ![]() Vorläufige Daten / Preliminary Data LR W5AM, LA W5AM, LY W5AM 2009-06-19 5 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 3) Seite 16 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 3) page 16) Gruppe Group amber amber gelb yellow Einheit Unit min. max. min. max. 2 612 616 nm 3 616 620 583 586 nm 4 620 624 586 589 nm 5 589 592 nm 6 592 595 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstrom 1) Seite 16 Luminous Flux 1) page 16 Φ V (mlm) Lichtstärke 2) Seite 16 Luminous Intensity 2) page 16 IV (mcd) HY HZ JX JY JZ KX 33000 … 39000 39000 … 45000 45000 … 52000 52000 … 61000 61000 … 71000 71000 … 82000 12000 (typ.) 14000 (typ.) 16200 (typ.) 18800 (typ.) 22000 (typ.) 25500 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 4 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 4 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: HY-3 Example: HY-3 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength HY 3 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppen für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. |