| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LEATBS2W Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LEATBS2W Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 20 page ![]() LE ATB S2W 2009-03-17 5 Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstrom 2) Seite 20 Luminous Flux 2) page 20 Φ V (lm) Lichtstärke 1) Seite 20 Luminous Intensity 1) page 20 Ι V (cd) amber JW 45 ... 71 16 (typ.) true green LB MA MB 140 ... 180 180 ... 224 224 ... 280 43 (typ.) 55 (typ.) 70 (typ.) blue GW HW 18 ... 28 28 ... 45 6 (typ.) 10 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 3) Seite 20 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 3) page 20 Gruppe Group amber true green blue Einheit Unit min. max. min. max. min. max. 1 613 625 nm 2 515 521 458 464 nm 3 521 527 464 470 nm 4 527 533 nm Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: JW-1+LB-2+GW-2 Example: JW-1+LB-2+GW-2 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength amber true green blue JW 1 LB 2 GW 2 Anm.: In einer Verpackungseinheit ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit ever contains more than one group for each selection. |