| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LEAP2W01 Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LEAP2W01 Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 20 page ![]() 2015-03-24 2 Version 1.0 LE A P2W 01 Ordering Information Bestellinformation Type: Luminous Flux 1) page 19 Ordering Code Typ: Lichtstrom 1) Seite 19 Bestellnummer I F = 12000 mA; per string ΦV [lm] LE A P2W 01-SXTX-1 1800 ... 3300 Q65111A6509 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LE A P2W 01-SXTX-1 means that only one group SX, SY, SZ, TX will be shippable for any packing unit. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LE A P2W 01-SXTX-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen SX, SY, SZ, TX enhalten ist. |