| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LBW51M Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LBW51M Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 18 page ![]() Vorläufige Daten / Preliminary Data LB W51M, LD W51M, LT W51M 2009-06-16 5 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 5) Seite 18 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 5) page 18 Gruppe Group deep blue blue true green Einheit Unit max. max. min. min. min. max. 3 449 453 464 468 519 525 nm 4 453 457 468 472 525 531 nm 5 457 461 472 476 531 537 nm 6 537 543 nm Helligkeits-Gruppierungsschema (tief blau) Brightness Groups (deep blue) Helligkeitsgruppe Brightness Group Strahlungsleistung 1) Seite 18 Radiant Power 1) page 18 Φ E (mW) Strahlungsstärke 1) Seite 18 Radiant Intensity 1) page 18 I E (mW/sr) 1S 2S 3S 4S 1T 2T 180 … 200 200 … 224 224 … 250 250 … 280 280 … 315 315 … 355 440 (typ.) 490 (typ.) 550 (typ.) 610 (typ.) 690 (typ.) 770 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 6 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 6 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. |