Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

GYCS8PM1.23 Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce GYCS8PM1.23
Description  SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GYCS8PM1.23 Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  GYCS8PM1.23 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GYCS8PM1.23 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GYCS8PM1.23 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GYCS8PM1.23 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GYCS8PM1.23 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GYCS8PM1.23 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GYCS8PM1.23 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GYCS8PM1.23 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GYCS8PM1.23 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
Version 1.1
GY CS8PM1.23
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom
Bestellnummer
I
F = 350 mA
ΦV [lm]
GY CS8PM1.23-KPKR-36
71 ... 89.2
Q65112A0767
GY CS8PM1.23-KQKS-36
76.3 ... 97
Q65112A0766
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GY CS8PM1.23-KQKS-36 means
that only one group KQ, KR, KS will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. GY CS8PM1.23-KQKS-36 means that only one wavelength group 3,4,5,6 will be shippable. GY
CS8PM1.23-KQKS-36 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GY CS8PM1.23-KQKS-36
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen KQ, KR, KS enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. GY CS8PM1.23-KQKS-36 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 3,4,5,6 enthalten ist (siehe Seite 5). GY CS8PM1.23-KQKS-36 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
spezifizierten Grenzen geliefert wird.
1) page 21
1) Seite 21
2017-10-27
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22