| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
NFMW481ART Fiches technique(PDF) 11 Page - NICHIA CORPORATION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
NFMW481ART Fiches technique(HTML) 11 Page - NICHIA CORPORATION |
|
11 / 40 page ![]() NICHIA STS-DA1-4530B <Cat.No.170830> 10 OUTLINE DIMENSIONS 管理番号 No. (単位 Unit: mm) This product complies with RoHS Directive. 本製品は RoHS指令に適合しております。 * The dimension(s) in parentheses are for reference purposes. 括弧で囲まれた寸法は参考値です。 * STS-DA7-10559 NFMW481AR (単位 Unit: mm, 公差 Tolerance: ±0.2) 2.03 2.65 Anode Cathode パッケージ材質 Package Materials 封止樹脂材質 Encapsulating Resin Materials 耐熱性ポリマー Heat-Resistant Polymer シリコーン樹脂 (拡散剤 +蛍光体入り) Silicone Resin (with diffuser and phosphor) 項目 Item 内容 Description 質量 Weight 0.077g(TYP) 電極材質 Electrodes Materials 銅合金 +銀メッキ Ag-plated Copper Alloy K 保護素子 Protection Device A 0.25 (0.8) (4.8) (5.6) 5.8 6.5 Cathode Mark 光学的中心位置 Location of the optical center |