Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

DSOX2COMP Fiches technique(PDF) 5 Page - Keysight Technologies

No de pièce DSOX2COMP
Description  Infi niiVision 2000 X-Series
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KEYSIGHT [Keysight Technologies]
Site Internet  http://www.keysight.com
Logo KEYSIGHT - Keysight Technologies

DSOX2COMP Fiches technique(HTML) 5 Page - Keysight Technologies

  DSOX2COMP Datasheet HTML 1Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 2Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 3Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 4Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 5Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 6Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 7Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 8Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 9Page - Keysight Technologies Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 23 page
background image
업계 최초의 경제형 혼합 신호 오실로스코프 (MSO)
2000 X-시리즈는 동급 제품 가운데 최초로 통합형 로직 타이밍 분석기를
제공합니다. 지금까지 이 등급에 속하는 오실로스코프는 2개 또는 4개의
아날로그 채널 옵션만 지원해 왔습니다. 하지만 오늘날에는 설계 어디에나
디지털컨텐츠가존재하는것을볼수있으며,기존2채널및4채널오실로스코프는
실제작업에필요한충분한채널을제공한다고보장하지못합니다.이제추가적인
8개의통합디지털타이밍채널로동일계측기에서시간 상관 트리거링, 수집,
보기 등 12개의 채널을 사용할 수 있습니다. 2 채널 또는 4 채널 DSO를 구입해서
통합된 8개의 디지털 타이밍 채널을 활성화하는 라이선스를 이용해 직접
MSO로 업그레이드하십시오.
업계 독보적인 WaveGen 내장 펑션 발생기
업계 최초의 2000 X-시리즈는 통합 20 MHz 펑션 발생기를 제공합니다.
벤치 공간 및 예산이 매우 중요한 교육 또는 설계 랩 (lab)에 이상적인 통합
펑션 발생기는 테스트 대상 디바이스에 사인, 사각, 램프, 펄스, DC 및 노이즈
파형의 자극 출력을 제공합니다. 이 펑션 발생기는 신형 오실로스코프에
통합되어 있으므로 별도로 구매하실 필요가 없습니다. DSOX2WaveGen
옵션을 주문하시면 언제든지 WaveGen을 활성화하여 직접 라이선스를
설치하실 수 있습니다.
동급 최강의 오실로스코프
InfiniiVision 2000 X-시리즈는 항상 지원되고 반응성이 뛰어난 키사이트
특허 받은MegaZoom IV 기술이 제공하는 100 kpts의 성능으로 동급 제품
가운데 가장 깊은 메모리를 보장합니다. 측정을 활성화하거나 디지털 채널을
추가할경우에도아무런성능저하없이초당최대50,000파형이라는업계에서
가장 빠른 업데이트 속도를 제공합니다. 이 외에도, 2000 X-시리즈는 FFT를
포함한 4개의 파형 수학 함수와 전압, 시간, 주파수 등과 같은 23개의 자동
측정을 지원합니다.
3-in-1 계측기의 성능으로 보다 많은 작업 수행
하드웨어 기반 시리얼 프로토콜 디코딩 및 트리거링
– 임베디드 시리얼 트리거링 및 분석 (I²C, SPI)
– 컴퓨터 시리얼 트리거링 및 분석 (RS232/422/485/UART)
– 자동차 및 산업용 시리얼 트리거링 및 분석 (CAN, LIN)
키사이트의 InfiniiVision 시리즈 오실로스코프는 업계 최초의 하드웨어
기반 시리얼 프로토콜 디코딩을 사용하는 스코프입니다. 다른 벤더들의
오실로스코프는 파형 업데이트 속도와 디코드 업데이트 속도를 모두 늦추는
소프트웨어 후처리 기법을 사용합니다. 특히 패킷화된 시리얼 버스 신호
여러 개를 캡처할 때 자주 필요한 딥 메모리를 사용하는 경우에 그렇습니다.
하드웨어 기반 기술을 통해 보다 빨라진 디코딩은 스코프 유용성을 향상
시키며, 무엇보다도 간헐적인 시리얼 통신 에러를 캡처할 확률을 높입니다.
시리얼 버스 통신을 캡처한 후에는 관심 있는 특정 기준을 토대로 검색 및
탐색 작업을 쉽게 수행할 수 있습니다. 때때로 시리얼 버스 간에 데이터를
상관시켜야 할 수도 있습니다. 2000 X-시리즈에서는 시리얼 트리거 및
디코드 또는 디지털 채널을 동시에 활성화할 수 있습니다.
통합된 디지털 전압계
업계최초로3 디지트전압계(DVM)와5 디지트주파수카운터가오실로스코프에
통합된 2000 X-시리즈 제품입니다. 전압계는 오실로스코프 채널과 동일한
프로브를 통해 작동하지만, 동일한 연결로 DVM 및 트리거된 오실로스코프
측정을 모두 수행할 수 있도록 오실로스코프 트리거링 시스템에서 측정을
분리할 수도 있습니다. 전압계 결과가 항상 표시되기 때문에 언제 어디서든
특성 분석 측정을 신속하게 수행할 수 있습니다. DSOXDVM 옵션을 주문해서
언제든 DVM을 활성화할 수 있습니다.
5 | 키사이트 | InfiniiVision 2000 X-시리즈 오실로스코프 - 데이터 시트



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23