| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LAE65F Fiches technique(PDF) 12 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LAE65F Fiches technique(HTML) 12 Page - OSRAM GmbH |
|
12 / 21 page ![]() 2017-10-13 12 Version 1.3 LA E65F - Dual Binning Recommended Solder Pad 9) page 20 Empfohlenes Lötpaddesign 9) Seite 20 Note: For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere. _ Package not suitable for ultra sonic cleaning. Anm.: Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir, unter Standard- Stickstoffatmosphäre zu löten. _ Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet. OHLPY440 Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung improved heat dissipation Paddesign for Lötstoplack Solder resist 0.8 (0.031) 2.3 (0.091) 3.3 (0.130) Cu Fläche / 16 mm per pad 2 Cu-area _ < 3.3 (0.130) Kathode/ Cathode Anode 0.7 (0.028) Fläche darf bei Verwendung von TOPLED® For TOPLED® assembly do not use elektrisch nicht beschaltet werden. this area for electrical contact Fläche darf bei Verwendung von TOPLED® For TOPLED® assembly do not use elektrisch nicht beschaltet werden. this area for electrical contact |