| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LEAQ9WN Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LEAQ9WN Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 22 page ![]() 2017-09-15 2 Discontinued LE A Q9WN Ordering Information Bestellinformation Type: Luminous Flux 1) page 21 Ordering Code Typ: Lichtstrom 1) Seite 21 Bestellnummer I F = 700 mA ΦV [lm] LE A Q9WN-JZKZ-1 61 ... 112 Q65111A1648 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LE A Q9WN-JZKZ-1 means that only one group JZ, KX, KY, KZ will be shippable for any packing unit. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LE A Q9WN-JZKZ-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen JZ, KX, KY, KZ enhalten ist. |