Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LEAP3W01 Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LEAP3W01
Description  OSRAM OSTAR Projection Power
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LEAP3W01 Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LEAP3W01 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LEAP3W01 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LEAP3W01 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LEAP3W01 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LEAP3W01 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LEAP3W01 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LEAP3W01 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LEAP3W01 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LEAP3W01 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
2016-06-06
2
Version 1.0
LE A P3W 01
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 19
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 19
Bestellnummer
I
F = 36000 mA
ΦV [lm]
LE A P3W 01-TXUX-23
2800 ... 5200
Q65111A8264
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LE A P3W 01-TXUX-23 means
that only one group TX, TY, TZ, UX will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LE A P3W 01-TXUX-23 means that only one wavelength group 2,3 will be shippable. LE A P3W 01-TXUX-23
means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LE A P3W 01-TXUX-23 bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen TX, TY, TZ, UX enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LE A P3W 01-TXUX-23 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 2,3 enthalten ist (siehe Seite 5). LE A P3W 01-TXUX-23 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
spezifizierten Grenzen geliefert wird.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20